数据搜索系统,热门电子元器件搜索
  Chinese  ▼
ALLDATASHEETCN.COM

X  

SI3447DV 数据表 (PDF) - Vishay Siliconix

SI3447DV Datasheet PDF - Vishay Siliconix
部件名 SI3447DV
下载  SI3447DV 下载

文件大小   246.26 Kbytes
  3 Pages
制造商  VISHAY [Vishay Siliconix]
网页  http://www.vishay.com
标志 VISHAY - Vishay Siliconix
功能描述 P-Channel 1.8V (G-S) MOSFET

SI3447DV Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 下载 数据表
SI3447DV Datasheet PDF - Vishay Siliconix

部件名 SI3447DV
下载  SI3447DV Click to download

文件大小   246.26 Kbytes
  3 Pages
制造商  VISHAY [Vishay Siliconix]
网页  http://www.vishay.com
标志 VISHAY - Vishay Siliconix
功能描述 P-Channel 1.8V (G-S) MOSFET

SI3447DV 数据表 (HTML) - Vishay Siliconix

SI3447DV Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SI3447DV Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SI3447DV Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix

SI3447DV 产品详情

DESCRIPTION
The attached spice model describes the typical electrical characteristics of the p-channel vertical DMOS. The subcircuit model is extracted and optimized over the −55 to 125°C temperature ranges under the pulsed 0-V to 5-V gate drive. The saturated output impedance is best fit at the gate bias near the threshold voltage.

CHARACTERISTICS
• P-Channel Vertical DMOS
• Macro Model (Subcircuit Model)
• Level 3 MOS
• Apply for both Linear and Switching Application
• Accurate over the −55 to 125°C Temperature Range
• Model the Gate Charge, Transient, and Diode Reverse Recovery Characteristics




类似零件编号 - SI3447DV

制造商部件名数据表功能描述
logo
Fairchild Semiconductor
SI3447DV FAIRCHILD-SI3447DV Datasheet
90Kb / 5P
   P-Channel 1.8V Specified PowerTrench MOSFET
logo
VBsemi Electronics Co.,...
SI3447DV-T1-E3 VBSEMI-SI3447DV-T1-E3 Datasheet
439Kb / 9P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
More results


类似说明 - SI3447DV

制造商部件名数据表功能描述
logo
Torex Semiconductor
XP202A0003MR TOREX-XP202A0003MR_12 Datasheet
144Kb / 5P
   P-channel 4V (G-S) MOSFET
XP202A0003PR TOREX-XP202A0003PR_12 Datasheet
162Kb / 5P
   P-channel 4V (G-S) MOSFET
XP202A0003PR-12 TOREX-XP202A0003PR-12 Datasheet
162Kb / 5P
   P-channel 4V (G-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI8429DB VISHAY-SI8429DB Datasheet
212Kb / 4P
   P-Channel 1.2V (G-S) MOSFET
Rev. A, 21-Jan-08
logo
Torex Semiconductor
XP202A0003MR-12 TOREX-XP202A0003MR-12 Datasheet
144Kb / 5P
   P-channel 4V (G-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI4465DY VISHAY-SI4465DY Datasheet
61Kb / 4P
   P-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
Rev. B, 13-Oct-03
SI2331DS VISHAY-SI2331DS Datasheet
231Kb / 3P
   P-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
30-Apr-04
SI4403BDY VISHAY-SI4403BDY Datasheet
53Kb / 5P
   P-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
Rev. A, 07-Jul-03
SI6469DQ VISHAY-SI6469DQ Datasheet
53Kb / 4P
   P-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
Rev. A, 01-Feb-99
SI2301ADS VISHAY-SI2301ADS Datasheet
39Kb / 4P
   P-Channel 2.5-V (G-S) MOSFET
Rev. B, 29-Apr-02
More results




关于 Vishay Siliconix


Vishay Siliconix是Vishay Intertechnology的子公司,Vishay Intertechnology是被动电子组件的全球制造商。
Vishay Siliconix专门研究Power MOSFET,IGBT和其他功率半导体的设计,制造和营销。
该公司成立于1962年,总部位于加利福尼亚州圣克拉拉。
Vishay Siliconix为各种应用提供了电力解决方案,包括可再生能源系统,工业设备,计算和电信以及汽车电子产品。
该公司的产品专为高效,低功耗和高可靠性而设计,并使用先进的制造工艺在最先进的设施中生产。
侧重于创新和客户满意度,Vishay Siliconix致力于为客户提供满足其需求的最佳电力管理解决方案。

*此信息仅供一般参考,对于因上述信息造成的任何损失或损害,我们概不负责。




链接网址



隐私政策
ALLDATASHEETCN.COM
ALLDATASHEET是否为您带来帮助?  [ DONATE ] 

关于 Alldatasheet   |   广告服务   |   联系我们   |   隐私政策   |   链接交换   |   制造商名单
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com