数据搜索系统,热门电子元器件搜索
  Chinese  ▼
ALLDATASHEETCN.COM

X  

6N139 数据表 (PDF) - Vishay Siliconix

6N139 Datasheet PDF - Vishay Siliconix
部件名 6N139
下载  6N139 下载

文件大小   262.46 Kbytes
  10 Pages
制造商  VISHAY [Vishay Siliconix]
网页  http://www.vishay.com
标志 VISHAY - Vishay Siliconix
功能描述 High Speed Optocoupler, 100 kBd, Low Input Current, Photodiode Darlington Output

6N139 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 下载 数据表
6N139 Datasheet PDF - Vishay Siliconix

部件名 6N139
下载  6N139 Click to download

文件大小   262.46 Kbytes
  10 Pages
制造商  VISHAY [Vishay Siliconix]
网页  http://www.vishay.com
标志 VISHAY - Vishay Siliconix
功能描述 High Speed Optocoupler, 100 kBd, Low Input Current, Photodiode Darlington Output

6N139 数据表 (HTML) - Vishay Siliconix

6N139 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix 6N139 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix 6N139 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix 6N139 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix 6N139 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix 6N139 Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix 6N139 Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix 6N139 Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix 6N139 Datasheet HTML 9Page - Vishay Siliconix 6N139 Datasheet HTML 10Page - Vishay Siliconix

6N139 产品详情

• High current transfer ratio, 500 %
• Low input current, 1.6 mA
• High common mode rejection, 500 V/μs
• Adjustable bandwidth-access to base




类似零件编号 - 6N139

制造商部件名数据表功能描述
logo
Toshiba Semiconductor
6N139 TOSHIBA-6N139 Datasheet
260Kb / 5P
   IRED & PHOTO IC (CURRENT LOOP DRIVER, LOW INPUT CURRENT LINE RECEIVER, COMS LOGIC INTERFACE)
logo
Fairchild Semiconductor
6N139 FAIRCHILD-6N139 Datasheet
204Kb / 15P
   Low Input Current High Gain Split Darlington Optocouplers
logo
AVAGO TECHNOLOGIES LIMI...
6N139 AVAGO-6N139 Datasheet
162Kb / 14P
   Low Input Current, High Gain Optocouplers
logo
QT Optoelectronics
6N139 QT-6N139 Datasheet
236Kb / 12P
   LOW INPUT CURRENT HIGH GAIN SPLIT DARLINGTON OPTOCOUPLERS
logo
Toshiba Semiconductor
6N139 TOSHIBA-6N139 Datasheet
202Kb / 6P
   GaA?밃s Ired & Photo IC Current Loop Driver.
More results


类似说明 - 6N139

制造商部件名数据表功能描述
logo
Vishay Siliconix
6N139 VISHAY-6N139_V01 Datasheet
234Kb / 10P
   High Speed Optocoupler, 100 kBd, Low Input Current, Photodiode Darlington Output
01-Jan-2022
6N138 VISHAY-6N138_08 Datasheet
108Kb / 6P
   High Speed Optocoupler, 100 kBd, Low Input Current, Photodiode Darlington Output
Rev. 1.5, 07-May-08
6N139 VISHAY-6N139 Datasheet
104Kb / 6P
   High Speed Optocoupler, 100 kBd, Low Input Current, Photodiode Darlington Output
Rev. 1.6, 23-Jan-15
6N139 VISHAY-6N139 Datasheet
187Kb / 9P
   High Speed Optocoupler, 100 kBd, Low Input Current,
Rev. 1.6, 23-Jan-15
SFH6318T VISHAY-SFH6318T Datasheet
129Kb / 7P
   High Speed Optocoupler, 100 kBd, Low Input Current, High Gain
Rev. 1.6, 20-Apr-07
SFH6318 VISHAY-SFH6318 Datasheet
149Kb / 8P
   High Speed Optocoupler, 100 kBd, Low Input Current, High Gain
Rev. 2.0, 14-Jul-15
SFH6138 VISHAY-SFH6138 Datasheet
96Kb / 6P
   High Speed Optocoupler, 100 kBd, Low Input Current, High Gain
Rev. 1.5, 26-Oct-04
SFH6319 VISHAY-SFH6319_V01 Datasheet
175Kb / 10P
   High Speed Optocoupler, 100 kBd, Low Input Current, High Gain
01-Jan-2022
logo
Skyworks Solutions Inc.
OLH400 SKYWORKS-OLH400 Datasheet
577Kb / 6P
   High-Speed Hermetic, Low-Input Current Optocoupler
April 13, 2017
logo
Vishay Siliconix
SFH6186 VISHAY-SFH6186 Datasheet
235Kb / 8P
   Optocoupler, Phototransistor Output, Low Input Current
Rev. 1.5, 20-Apr-04
More results




关于 Vishay Siliconix


Vishay Siliconix是Vishay Intertechnology的子公司,Vishay Intertechnology是被动电子组件的全球制造商。
Vishay Siliconix专门研究Power MOSFET,IGBT和其他功率半导体的设计,制造和营销。
该公司成立于1962年,总部位于加利福尼亚州圣克拉拉。
Vishay Siliconix为各种应用提供了电力解决方案,包括可再生能源系统,工业设备,计算和电信以及汽车电子产品。
该公司的产品专为高效,低功耗和高可靠性而设计,并使用先进的制造工艺在最先进的设施中生产。
侧重于创新和客户满意度,Vishay Siliconix致力于为客户提供满足其需求的最佳电力管理解决方案。

*此信息仅供一般参考,对于因上述信息造成的任何损失或损害,我们概不负责。




链接网址



隐私政策
ALLDATASHEETCN.COM
ALLDATASHEET是否为您带来帮助?  [ DONATE ] 

关于 Alldatasheet   |   广告服务   |   联系我们   |   隐私政策   |   链接交换   |   制造商名单
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com