数据搜索系统,热门电子元器件搜索
  Chinese  ▼
ALLDATASHEETCN.COM

X  

SI3447DV 数据表 (PDF) - Fairchild Semiconductor

SI3447DV Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
部件名 SI3447DV
下载  SI3447DV 下载

文件大小   90.72 Kbytes
  5 Pages
制造商  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
网页  http://www.fairchildsemi.com
标志 FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
功能描述 P-Channel 1.8V Specified PowerTrench MOSFET

SI3447DV Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 下载 数据表
SI3447DV Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

部件名 SI3447DV
下载  SI3447DV Click to download

文件大小   90.72 Kbytes
  5 Pages
制造商  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
网页  http://www.fairchildsemi.com
标志 FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
功能描述 P-Channel 1.8V Specified PowerTrench MOSFET

SI3447DV 数据表 (HTML) - Fairchild Semiconductor

SI3447DV Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor SI3447DV Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor SI3447DV Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor SI3447DV Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor SI3447DV Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor

SI3447DV 产品详情

General Description
This P-Channel 1.8V specified MOSFET uses Fairchild’s low voltage PowerTrench process. It has been optimized for battery power management applications.

Features
• –5.5 A, –20 V. RDS(ON) = 33 mΩ @ VGS = –4.5 V
                          RDS(ON) = 43 mΩ @ VGS = –2.5 V
                          RDS(ON) = 60 mΩ @ VGS = –1.8 V
• Fast switching speed.
• High performance trench technology for extremely low RDS(ON)

Applications
• Battery management
• Load switch
• Battery protection




类似零件编号 - SI3447DV

制造商部件名数据表功能描述
logo
Vishay Siliconix
SI3447DV VISHAY-SI3447DV Datasheet
246Kb / 3P
   P-Channel 1.8V (G-S) MOSFET
Rev. B, 21-Mar-05
logo
VBsemi Electronics Co.,...
SI3447DV-T1-E3 VBSEMI-SI3447DV-T1-E3 Datasheet
439Kb / 9P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
More results


类似说明 - SI3447DV

制造商部件名数据表功能描述
logo
Fairchild Semiconductor
FDG6308P FAIRCHILD-FDG6308P Datasheet
85Kb / 5P
   P-Channel 1.8V Specified PowerTrench MOSFET
FDW254PZ FAIRCHILD-FDW254PZ_08 Datasheet
230Kb / 5P
   P-Channel 1.8V Specified PowerTrench MOSFET
FDJ1027P FAIRCHILD-FDJ1027P_06 Datasheet
1Mb / 6P
   P-Channel 1.8V Specified PowerTrench MOSFET
logo
ON Semiconductor
FDC606P ONSEMI-FDC606P Datasheet
215Kb / 5P
   P-Channel 1.8V Specified PowerTrench MOSFET
September-2017, Rev. 5
logo
Fairchild Semiconductor
SI3445DV FAIRCHILD-SI3445DV Datasheet
90Kb / 5P
   P-Channel 1.8V Specified PowerTrench MOSFET
SI6467DQ FAIRCHILD-SI6467DQ Datasheet
98Kb / 5P
   P-Channel 1.8V Specified PowerTrench MOSFET
FDC606P FAIRCHILD-FDC606P Datasheet
154Kb / 5P
   P-Channel 1.8V Specified PowerTrench MOSFET
FDN304P FAIRCHILD-FDN304P_01 Datasheet
106Kb / 5P
   P-Channel 1.8V Specified PowerTrench MOSFET
FDS-4465 FAIRCHILD-FDS-4465 Datasheet
371Kb / 5P
   P-Channel 1.8V Specified PowerTrench??MOSFET
FDG330P FAIRCHILD-FDG330P Datasheet
150Kb / 5P
   P-Channel 1.8V Specified PowerTrench MOSFET
More results




关于 Fairchild Semiconductor


Fairchild半导体是一家开创性的半导体公司,成立于1950年代后期。
该公司以其在第一个商业晶体管的开发方面的创新而闻名,以及对综合电路技术发展的贡献。
Fairchild成为电力半导体,模拟和混合信号综合电路以及其他半导体产品的领先供应商。
该公司是在2016年被ON半导体收购的,其产品和技术继续在ON半导体品牌下开发和出售。

*此信息仅供一般参考,对于因上述信息造成的任何损失或损害,我们概不负责。




链接网址



隐私政策
ALLDATASHEETCN.COM
ALLDATASHEET是否为您带来帮助?  [ DONATE ] 

关于 Alldatasheet   |   广告服务   |   联系我们   |   隐私政策   |   链接交换   |   制造商名单
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com