数据搜索系统,热门电子元器件搜索
  Chinese  ▼
ALLDATASHEETCN.COM

X  

Si1013R-T1-GE3 数据表 (PDF) - Vishay Siliconix

Si1013R-T1-GE3 Datasheet PDF - Vishay Siliconix
部件名 Si1013R-T1-GE3
下载  Si1013R-T1-GE3 下载

文件大小   158.6 Kbytes
  8 Pages
制造商  VISHAY [Vishay Siliconix]
网页  http://www.vishay.com
标志 VISHAY - Vishay Siliconix
功能描述 P-Channel 1.8 V (G-S) MOSFET

Si1013R-T1-GE3 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 下载 数据表
Si1013R-T1-GE3 Datasheet PDF - Vishay Siliconix

部件名 Si1013R-T1-GE3
下载  Si1013R-T1-GE3 Click to download

文件大小   158.6 Kbytes
  8 Pages
制造商  VISHAY [Vishay Siliconix]
网页  http://www.vishay.com
标志 VISHAY - Vishay Siliconix
功能描述 P-Channel 1.8 V (G-S) MOSFET

Si1013R-T1-GE3 数据表 (HTML) - Vishay Siliconix

Si1013R-T1-GE3 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix Si1013R-T1-GE3 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix Si1013R-T1-GE3 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix Si1013R-T1-GE3 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix Si1013R-T1-GE3 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix Si1013R-T1-GE3 Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix Si1013R-T1-GE3 Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix Si1013R-T1-GE3 Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix

Si1013R-T1-GE3 产品详情

• Halogen-free According to IEC 61249-2-21
Definition
• High-Side Switching
• Low On-Resistance: 1.2 Ω
• Low Threshold: 0.8 V (Typ.)
• Fast Switching Speed: 14 ns
• 1.8 V Operation
• TrenchFET® Power MOSFETs
• 2000 V ESD Protection
• Compliant to RoHS Directive 2002/95/EC




类似零件编号 - Si1013R-T1-GE3

制造商部件名数据表功能描述
logo
Vishay Siliconix
SI1013R-T1-GE3 VISHAY-SI1013R-T1-GE3 Datasheet
94Kb / 6P
   P-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
S-81444-Rev. C, 23-Jun-08
More results


类似说明 - Si1013R-T1-GE3

制造商部件名数据表功能描述
logo
Vishay Siliconix
SI1305DL VISHAY-SI1305DL Datasheet
42Kb / 4P
   P-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
Rev. C, 07-Apr-03
SI2311DS-T1-E3 VISHAY-SI2311DS-T1-E3 Datasheet
214Kb / 8P
   P-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
Rev. B, 24-Mar-08
SI1407DL-T1 VISHAY-SI1407DL-T1 Datasheet
80Kb / 5P
   P-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
Rev. D, 12-Jun-06
SI4465ADY VISHAY-SI4465ADY Datasheet
216Kb / 4P
   P-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
Rev. A, 01-Jan-07
SI6467BDQ VISHAY-SI6467BDQ_05 Datasheet
196Kb / 4P
   P-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
Rev. B, 12-Dec-05
SI1307DL VISHAY-SI1307DL Datasheet
68Kb / 4P
   P-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
Rev. A, 01-Nov-99
SI1407DL VISHAY-SI1407DL Datasheet
64Kb / 4P
   P-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
Rev. C, 17-Jul-00
SI1305DL VISHAY-SI1305DL_08 Datasheet
109Kb / 5P
   P-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
S-51075-Rev. D, 13-Jun-05
logo
Leshan Radio Company
LSI1013XT1G LRC-LSI1013XT1G Datasheet
371Kb / 6P
   P-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI6467BDQ-T1-E3 VISHAY-SI6467BDQ-T1-E3 Datasheet
208Kb / 11P
   P-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
Rev. D, 31-Mar-08
SI2315BDS VISHAY-SI2315BDS_V01 Datasheet
181Kb / 8P
   P-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
01-Jan-2022
More results




关于 Vishay Siliconix


Vishay Siliconix是Vishay Intertechnology的子公司,Vishay Intertechnology是被动电子组件的全球制造商。
Vishay Siliconix专门研究Power MOSFET,IGBT和其他功率半导体的设计,制造和营销。
该公司成立于1962年,总部位于加利福尼亚州圣克拉拉。
Vishay Siliconix为各种应用提供了电力解决方案,包括可再生能源系统,工业设备,计算和电信以及汽车电子产品。
该公司的产品专为高效,低功耗和高可靠性而设计,并使用先进的制造工艺在最先进的设施中生产。
侧重于创新和客户满意度,Vishay Siliconix致力于为客户提供满足其需求的最佳电力管理解决方案。

*此信息仅供一般参考,对于因上述信息造成的任何损失或损害,我们概不负责。




链接网址



隐私政策
ALLDATASHEETCN.COM
ALLDATASHEET是否为您带来帮助?  [ DONATE ] 

关于 Alldatasheet   |   广告服务   |   联系我们   |   隐私政策   |   链接交换   |   制造商名单
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com