数据搜索系统,热门电子元器件搜索
  Chinese  ▼
ALLDATASHEETCN.COM

X  

NCV8114ASN150T1G 数据表 (PDF) - ON Semiconductor

NCV8114ASN150T1G Datasheet PDF - ON Semiconductor
部件名 NCV8114ASN150T1G
下载  NCV8114ASN150T1G 下载

文件大小   442.04 Kbytes
  12 Pages
制造商  ONSEMI [ON Semiconductor]
网页  http://www.onsemi.com
标志 ONSEMI - ON Semiconductor
功能描述 CMOS Low Dropout Regulator

NCV8114ASN150T1G Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 下载 数据表
NCV8114ASN150T1G Datasheet PDF - ON Semiconductor

部件名 NCV8114ASN150T1G
下载  NCV8114ASN150T1G Click to download

文件大小   442.04 Kbytes
  12 Pages
制造商  ONSEMI [ON Semiconductor]
网页  http://www.onsemi.com
标志 ONSEMI - ON Semiconductor
功能描述 CMOS Low Dropout Regulator

NCV8114ASN150T1G 数据表 (HTML) - ON Semiconductor

Back Button NCV8114ASN150T1G Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor NCV8114ASN150T1G Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor NCV8114ASN150T1G Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor NCV8114ASN150T1G Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor NCV8114ASN150T1G Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor NCV8114ASN150T1G Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor NCV8114ASN150T1G Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor NCV8114ASN150T1G Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor NCV8114ASN150T1G Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor NCV8114ASN150T1G Datasheet HTML 10Page - ON Semiconductor Next Button 



类似零件编号 - NCV8114ASN150T1G

制造商部件名数据表功能描述
logo
ON Semiconductor
NCV8114ASN150T1G ONSEMI-NCV8114ASN150T1G Datasheet
802Kb / 13P
   Voltage Regulator - CMOS, Low Dropout 300 mA
October, 2019 ??Rev. 3
More results


类似说明 - NCV8114ASN150T1G

制造商部件名数据表功能描述
logo
ON Semiconductor
NCP114 ONSEMI-NCP114_17 Datasheet
826Kb / 18P
   CMOS Low Dropout Regulator
September, 2017 ??Rev. 27
NCP103 ONSEMI-NCP103_17 Datasheet
676Kb / 15P
   CMOS Low Dropout Regulator
December, 2017 ??Rev. 13
logo
AiT Semiconductor Inc.
A6501 AITSEMI-A6501 Datasheet
664Kb / 10P
   CMOS LOW DROPOUT REGULATOR(LDO) 500mA LOW DROPOUT CMOS VOLTAGE REGULATOR
REV4.2
logo
Seiko Instruments Inc
S-1212B33-V5T2U SII-S-1212B33-V5T2U Datasheet
3Mb / 58P
   LOW DROPOUT CMOS VOLTAGE REGULATOR
logo
ACE Technology Co., LTD...
ACE500EC ACE-ACE500EC Datasheet
984Kb / 9P
   Low-Dropout CMOS Voltage Regulator
VER 1.2
logo
GTM CORPORATION
G5U2178 GTM-G5U2178 Datasheet
579Kb / 6P
   CMOS Low Dropout Voltage Regulator
logo
Seiko Instruments Inc
S-814 SII-S-814 Datasheet
518Kb / 32P
   LOW DROPOUT CMOS VOLTAGE REGULATOR
logo
Analog Microelectronics
AME8819 AME-AME8819_12 Datasheet
259Kb / 22P
   Low Dropout 600mA CMOS Regulator
logo
Seiko Instruments Inc
S818 SII-S818 Datasheet
366Kb / 23P
   LOW DROPOUT CMOS VOLTAGE REGULATOR
logo
GTM CORPORATION
GL2137 GTM-GL2137 Datasheet
401Kb / 5P
   CMOS LOW DROPOUT VOLTAGE REGULATOR
More results




关于 ON Semiconductor


“安森美半导体 家公开交易的公司,该公司设计,开发和生产各种半导体产品,用于各种应用,包括汽车,计算,消费品,工业和通信市场。
该公司成立于1999年,总部位于亚利桑那州凤凰城。
在半导体上,提供了广泛的电力管理,模拟和离散半导体的组合,包括电源MOSFET,二极管,整流器,电压调节器等。
该公司的产品旨在具有节能,可靠和成本效益,并用于多种应用,包括便携式电子产品,工业自动化系统,可再生能源系统和汽车电子产品。
在半导体上,致力于创新和客户满意度,并致力于提供最佳的半导体解决方案,以满足客户的需求。”

*此信息仅供一般参考,对于因上述信息造成的任何损失或损害,我们概不负责。




链接网址



隐私政策
ALLDATASHEETCN.COM
ALLDATASHEET是否为您带来帮助?  [ DONATE ] 

关于 Alldatasheet   |   广告服务   |   联系我们   |   隐私政策   |   链接交换   |   制造商名单
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com