数据搜索系统,热门电子元器件搜索
  Chinese  ▼
ALLDATASHEETCN.COM

X  

MC34933 数据表 (PDF) - NXP Semiconductors

MC34933 Datasheet PDF - NXP Semiconductors
部件名 MC34933
下载  MC34933 下载

文件大小   822.57 Kbytes
  17 Pages
制造商  NXP [NXP Semiconductors]
网页  http://www.nxp.com
标志 NXP - NXP Semiconductors
功能描述 1.4 A Dual H-Bridge Driver Compatible with 3.0 V Logic

MC34933 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 下载 数据表
MC34933 Datasheet PDF - NXP Semiconductors

部件名 MC34933
下载  MC34933 Click to download

文件大小   822.57 Kbytes
  17 Pages
制造商  NXP [NXP Semiconductors]
网页  http://www.nxp.com
标志 NXP - NXP Semiconductors
功能描述 1.4 A Dual H-Bridge Driver Compatible with 3.0 V Logic

MC34933 数据表 (HTML) - NXP Semiconductors

Back Button MC34933 Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors MC34933 Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors MC34933 Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors MC34933 Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors MC34933 Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors MC34933 Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors MC34933 Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors MC34933 Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors MC34933 Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors MC34933 Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors Next Button 



类似零件编号 - MC34933

制造商部件名数据表功能描述
logo
Freescale Semiconductor...
MC34931 FREESCALE-MC34931 Datasheet
722Kb / 25P
   34931 Industrial
MC34931EK FREESCALE-MC34931EK Datasheet
722Kb / 25P
   34931 Industrial
logo
NXP Semiconductors
MC34931EK NXP-MC34931EK Datasheet
284Kb / 2P
   Motor Driver Product Selector
2015-2016
MC34931SEK NXP-MC34931SEK Datasheet
284Kb / 2P
   Motor Driver Product Selector
2015-2016
logo
Freescale Semiconductor...
MC34932 FREESCALE-MC34932 Datasheet
872Kb / 24P
   Dual 5.0 A H-Bridge
More results


类似说明 - MC34933

制造商部件名数据表功能描述
logo
Freescale Semiconductor...
17529 FREESCALE-17529 Datasheet
431Kb / 12P
   0.7 A Dual H-Bridge Motor Driver with 3.0 V/5.0 V Compatible Logic I/O
MPC17531A FREESCALE-MPC17531A_08 Datasheet
641Kb / 20P
   700 mA Dual H-Bridge Motor Driver with 3.0 V Compatible Logic I/O
logo
Motorola, Inc
MPC17529 MOTOROLA-MPC17529 Datasheet
450Kb / 12P
   0.7 A Dual H-Bridge Motor Driver with 3.0V/5.0V Compatible Logic I/O
logo
Freescale Semiconductor...
MPC17531A FREESCALE-MPC17531A Datasheet
501Kb / 19P
   700mA Dual H-Bridge Motor Driver with 3.0V Compatible Logic I/O
17533 FREESCALE-17533 Datasheet
372Kb / 12P
   0.7 A 6.8 V Dual H-Bridge Motor Driver
logo
Texas Instruments
DRV8881 TI1-DRV8881 Datasheet
1Mb / 45P
[Old version datasheet]   2.5-A Dual H-Bridge Motor Driver
logo
Toshiba Semiconductor
TC78H653FTG TOSHIBA-TC78H653FTG Datasheet
488Kb / 14P
   1.8-V Dual H-bridge driver IC
2019-04-04
logo
New Japan Radio
NJM2670 NJRC-NJM2670 Datasheet
463Kb / 9P
   DUAL H BRIDGE DRIVER
logo
Texas Instruments
DRV8843 TI1-DRV8843_16 Datasheet
1Mb / 28P
[Old version datasheet]   Dual H-Bridge Driver
logo
Rohm
BD6735FV ROHM-BD6735FV_15 Datasheet
1Mb / 16P
   Dual H-Bridge Driver
More results




关于 NXP Semiconductors


NXP半导体是一家公开交易的跨国公司,设计,开发和制造各种半导体和集成电路,用于各种应用,包括汽车,工业,通信和消费市场。

该公司成立于2006年,总部位于荷兰的埃因霍温。

NXP提供了广泛的产品组合,包括微控制器,微处理器,安全身份验证IC,电源管理ICS,RF和微波炉组件以及传感器解决方案等。

该公司的产品旨在具有节能,安全和可靠,并用于各种应用中,包括汽车系统,工业自动化和控制,智能家居和建筑物以及连接的设备。

NXP致力于创新和客户满意度,并致力于为客户提供最佳的半导体解决方案,以满足他们的需求。

*此信息仅供一般参考,对于因上述信息造成的任何损失或损害,我们概不负责。




链接网址



隐私政策
ALLDATASHEETCN.COM
ALLDATASHEET是否为您带来帮助?  [ DONATE ] 

关于 Alldatasheet   |   广告服务   |   联系我们   |   隐私政策   |   链接交换   |   制造商名单
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com