数据搜索系统,热门电子元器件搜索
  Chinese  ▼
ALLDATASHEETCN.COM

X  

MJ423 数据表 (PDF) - ON Semiconductor

MJ423 Datasheet PDF - ON Semiconductor
部件名 MJ423
下载  MJ423 下载

文件大小   98.98 Kbytes
  4 Pages
制造商  ONSEMI [ON Semiconductor]
网页  http://www.onsemi.com
标志 ONSEMI - ON Semiconductor
功能描述 POWER TRANSISTOR NPN SILICON

MJ423 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 下载 数据表
MJ423 Datasheet PDF - ON Semiconductor

部件名 MJ423
下载  MJ423 Click to download

文件大小   98.98 Kbytes
  4 Pages
制造商  ONSEMI [ON Semiconductor]
网页  http://www.onsemi.com
标志 ONSEMI - ON Semiconductor
功能描述 POWER TRANSISTOR NPN SILICON

MJ423 数据表 (HTML) - ON Semiconductor

MJ423 Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MJ423 Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MJ423 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MJ423 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor

MJ423 产品详情

High-Voltage NPN Silicon Transistor



. . . designed for medium–to–high voltage inverters, converters, regulators and switching circuits.



• High Voltage —

   VCEX = 400 Vdc

• Gain Specified to 3.5 Amp

• High Frequency Response to 2.5 MHz



 




类似零件编号 - MJ423

制造商部件名数据表功能描述
logo
Micro Commercial Compon...
MJ423 MCC-MJ423 Datasheet
108Kb / 2P
   10 Amp NPN Silicon Power Transistors 125W
logo
Inchange Semiconductor ...
MJ423 ISC-MJ423 Datasheet
71Kb / 2P
   isc Silicon NPN Power Transistor
logo
Savantic, Inc.
MJ423 SAVANTIC-MJ423 Datasheet
110Kb / 3P
   Silicon NPN Power Transistors
MJ423 SAVANTIC-MJ423 Datasheet
112Kb / 3P
   Silicon NPN Power Transistors
logo
New Jersey Semi-Conduct...
MJ423 NJSEMI-MJ423 Datasheet
83Kb / 2P
   10 Amp NPN Silicon Power Transistors 125W
More results


类似说明 - MJ423

制造商部件名数据表功能描述
logo
M/A-COM Technology Solu...
MRF10031 MA-COM-MRF10031 Datasheet
195Kb / 5P
   Microwave Power Silicon NPN Transistor Microwave Power Silicon NPN Transistor
logo
NEC
2SC3568 NEC-2SC3568 Datasheet
172Kb / 3P
   NPN SILICON POWER TRANSISTOR
logo
Seme LAB
BUW46 SEME-LAB-BUW46 Datasheet
17Kb / 2P
   NPN SILICON POWER TRANSISTOR
logo
NEC
2SC2752 NEC-2SC2752 Datasheet
188Kb / 4P
   NPN SILICON POWER TRANSISTOR
logo
Seme LAB
SDT96305 SEME-LAB-SDT96305 Datasheet
17Kb / 2P
   NPN SILICON POWER TRANSISTOR
logo
NEC
2SD1818 NEC-2SD1818 Datasheet
196Kb / 3P
   NPN SILICON POWER TRANSISTOR
logo
Transys Electronics
BUL791 TRSYS-BUL791 Datasheet
873Kb / 6P
   NPN SILICON POWER TRANSISTOR
logo
Siemens Semiconductor G...
BU326A SIEMENS-BU326A Datasheet
69Kb / 3P
   NPN SILICON POWER TRANSISTOR
logo
Boca Semiconductor Corp...
2N3441 BOCA-2N3441 Datasheet
100Kb / 2P
   NPN SILICON POWER TRANSISTOR
logo
Central Semiconductor C...
CZT5338 CENTRAL-CZT5338 Datasheet
101Kb / 2P
   NPN SILICON POWER TRANSISTOR
logo
AUK corp
STD13003L AUK-STD13003L Datasheet
271Kb / 3P
   NPN Silicon Power Transistor
More results




关于 ON Semiconductor


“安森美半导体 家公开交易的公司,该公司设计,开发和生产各种半导体产品,用于各种应用,包括汽车,计算,消费品,工业和通信市场。
该公司成立于1999年,总部位于亚利桑那州凤凰城。
在半导体上,提供了广泛的电力管理,模拟和离散半导体的组合,包括电源MOSFET,二极管,整流器,电压调节器等。
该公司的产品旨在具有节能,可靠和成本效益,并用于多种应用,包括便携式电子产品,工业自动化系统,可再生能源系统和汽车电子产品。
在半导体上,致力于创新和客户满意度,并致力于提供最佳的半导体解决方案,以满足客户的需求。”

*此信息仅供一般参考,对于因上述信息造成的任何损失或损害,我们概不负责。




链接网址



隐私政策
ALLDATASHEETCN.COM
ALLDATASHEET是否为您带来帮助?  [ DONATE ] 

关于 Alldatasheet   |   广告服务   |   联系我们   |   隐私政策   |   链接交换   |   制造商名单
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com