数据搜索系统,热门电子元器件搜索
  Chinese  ▼
ALLDATASHEETCN.COM

X  

LT1424CN8-5 数据表 (PDF) - Linear Technology

LT1424CN8-5 Datasheet PDF - Linear Technology
部件名 LT1424CN8-5
下载  LT1424CN8-5 下载

文件大小   195.62 Kbytes
  16 Pages
制造商  LINER [Linear Technology]
网页  http://www.linear.com
标志 LINER - Linear Technology
功能描述 Isolated Flyback Switching Regulator with 5V Output

LT1424CN8-5 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 下载 数据表
LT1424CN8-5 Datasheet PDF - Linear Technology

部件名 LT1424CN8-5
下载  LT1424CN8-5 Click to download

文件大小   195.62 Kbytes
  16 Pages
制造商  LINER [Linear Technology]
网页  http://www.linear.com
标志 LINER - Linear Technology
功能描述 Isolated Flyback Switching Regulator with 5V Output

LT1424CN8-5 数据表 (HTML) - Linear Technology

Back Button LT1424CN8-5 Datasheet HTML 1Page - Linear Technology LT1424CN8-5 Datasheet HTML 2Page - Linear Technology LT1424CN8-5 Datasheet HTML 3Page - Linear Technology LT1424CN8-5 Datasheet HTML 4Page - Linear Technology LT1424CN8-5 Datasheet HTML 5Page - Linear Technology LT1424CN8-5 Datasheet HTML 6Page - Linear Technology LT1424CN8-5 Datasheet HTML 7Page - Linear Technology LT1424CN8-5 Datasheet HTML 8Page - Linear Technology LT1424CN8-5 Datasheet HTML 9Page - Linear Technology LT1424CN8-5 Datasheet HTML 10Page - Linear Technology Next Button 



类似零件编号 - LT1424CN8-5

制造商部件名数据表功能描述
logo
Linear Technology
LT1424CN8-9 LINER-LT1424CN8-9 Datasheet
141Kb / 16P
   Isolated Flyback Switching Regulator with 9V Output
More results


类似说明 - LT1424CN8-5

制造商部件名数据表功能描述
logo
Linear Technology
LT1424-5 LINER-LT1424-5_15 Datasheet
201Kb / 16P
   Isolated Flyback Switching Regulator with 5V Output
LT1424-9 LINER-LT1424-9_15 Datasheet
200Kb / 16P
   Isolated Flyback Switching Regulator with 9V Output
LT1424-9 LINER-LT1424-9 Datasheet
141Kb / 16P
   Isolated Flyback Switching Regulator with 9V Output
LT1425 LINER-LT1425 Datasheet
341Kb / 20P
   Isolated Flyback Switching Regulator
LT1425 LINER-LT1425_15 Datasheet
300Kb / 20P
   Isolated Flyback Switching Regulator
logo
STMicroelectronics
STEVAL-ISA136V1 STMICROELECTRONICS-STEVAL-ISA136V1 Datasheet
253Kb / 4P
   3W, 5V output, isolated flyback converter using VIPer??Plus - VIPER06HN
May 2014 Rev 2
logo
Sanken electric
STRW5453A SANKEN-STRW5453A Datasheet
79Kb / 1P
   Resonant Flyback Switching Regulator
logo
NTE Electronics
NTE7166 NTE-NTE7166 Datasheet
30Kb / 3P
   Integrated Circuit Flyback Switching Regulator
logo
Analog Devices
ADUM3070 AD-ADUM3070 Datasheet
739Kb / 20P
   Isolated Switching Regulator
REV. 0
ADUM4070 AD-ADUM4070 Datasheet
561Kb / 20P
   Isolated Switching Regulator with Integrated Feedback
Rev. 0
More results




关于 Linear Technology


Linear Technology是一家公开交易的公司,设计,制造和销售了各种模拟集成电路(ICS),用于工业,汽车,通信和计算行业的应用。
该公司成立于1981年,总部位于加利福尼亚州的米尔皮塔斯。
线性技术由Analog Devices,Inc。在2017年收购。
线性技术以其高性能类似IC而闻名,包括放大器,电压调节器,数据转换器,电源管理IC和接口产品。
该公司的产品旨在用于各种应用程序,包括汽车,工业和能源管理系统等。
侧重于创新和客户满意度,线性技术致力于为客户提供高质量,可靠的解决方案以满足他们的需求。

*此信息仅供一般参考,对于因上述信息造成的任何损失或损害,我们概不负责。




链接网址



隐私政策
ALLDATASHEETCN.COM
ALLDATASHEET是否为您带来帮助?  [ DONATE ] 

关于 Alldatasheet   |   广告服务   |   联系我们   |   隐私政策   |   链接交换   |   制造商名单
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com