数据搜索系统,热门电子元器件搜索
  Chinese  ▼
ALLDATASHEETCN.COM

X  

LTC2631AITS8-HM8 数据表 (PDF) - Linear Technology

LTC2631AITS8-HM8 Datasheet PDF - Linear Technology
部件名 LTC2631AITS8-HM8
下载  LTC2631AITS8-HM8 下载

文件大小   354.78 Kbytes
  28 Pages
制造商  LINER [Linear Technology]
网页  http://www.linear.com
标志 LINER - Linear Technology
功能描述 Single 12-/10-/8-Bit I2C VOUT DACs with 10ppm/째C Reference

LTC2631AITS8-HM8 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 下载 数据表
LTC2631AITS8-HM8 Datasheet PDF - Linear Technology

部件名 LTC2631AITS8-HM8
下载  LTC2631AITS8-HM8 Click to download

文件大小   354.78 Kbytes
  28 Pages
制造商  LINER [Linear Technology]
网页  http://www.linear.com
标志 LINER - Linear Technology
功能描述 Single 12-/10-/8-Bit I2C VOUT DACs with 10ppm/째C Reference

LTC2631AITS8-HM8 数据表 (HTML) - Linear Technology

Back Button LTC2631AITS8-HM8 Datasheet HTML 1Page - Linear Technology LTC2631AITS8-HM8 Datasheet HTML 2Page - Linear Technology LTC2631AITS8-HM8 Datasheet HTML 3Page - Linear Technology LTC2631AITS8-HM8 Datasheet HTML 4Page - Linear Technology LTC2631AITS8-HM8 Datasheet HTML 5Page - Linear Technology LTC2631AITS8-HM8 Datasheet HTML 6Page - Linear Technology LTC2631AITS8-HM8 Datasheet HTML 7Page - Linear Technology LTC2631AITS8-HM8 Datasheet HTML 8Page - Linear Technology LTC2631AITS8-HM8 Datasheet HTML 9Page - Linear Technology LTC2631AITS8-HM8 Datasheet HTML 10Page - Linear Technology Next Button 



类似零件编号 - LTC2631AITS8-HM8

制造商部件名数据表功能描述
logo
Linear Technology
LTC2631 LINER-LTC2631 Datasheet
584Kb / 24P
   Dual 12-/10-/8-Bit I2C VOUT DACs with 10ppm/째C Reference
LTC2631 LINER-LTC2631 Datasheet
759Kb / 36P
   SPI/Digital or I2C 關Module Isolator with Adjustable 짹12.5V and 5V Regulated Power
LTC2631 LINER-LTC2631 Datasheet
761Kb / 36P
   SPI/Digital or I2C 關Module Isolator with Adjustable 짹12.5V and 5V Regulated Power
logo
Analog Devices
LTC2631 AD-LTC2631 Datasheet
488Kb / 28P
   Single 12-/10-/8-Bit I2C VOUT DACs
logo
Linear Technology
LTC2631 LINER-LTC2631_15 Datasheet
404Kb / 28P
   Single 12-/10-/8-Bit I2C VOUT DACs with 10ppm/C Reference
More results


类似说明 - LTC2631AITS8-HM8

制造商部件名数据表功能描述
logo
Linear Technology
LTC2637 LINER-LTC2637_1 Datasheet
431Kb / 28P
   Octal 12-/10-/8-Bit I2C VOUT DACs with 10ppm/째C Reference
LTC2633 LINER-LTC2633 Datasheet
584Kb / 24P
   Dual 12-/10-/8-Bit I2C VOUT DACs with 10ppm/째C Reference
LTC2635 LINER-LTC2635_1 Datasheet
526Kb / 32P
   Quad 12-/10-/8-Bit I2C VOUT DACs with 10ppm/째C Reference
LTC2640 LINER-LTC2640 Datasheet
345Kb / 24P
   Single 12-/10-/8-Bit SPI VOUT DACs with 10ppm/째C Reference
LTC2631 LINER-LTC2631_15 Datasheet
404Kb / 28P
   Single 12-/10-/8-Bit I2C VOUT DACs with 10ppm/C Reference
LTC2637 LINER-LTC2637_15 Datasheet
436Kb / 28P
   Octal 12-/10-/8-Bit I2C VOUT DACs with 10ppm/C Reference
LTC2635 LINER-LTC2635_15 Datasheet
531Kb / 32P
   Quad 12-/10-/8-Bit I2C VOUT DACs with 10ppm/C Reference
LTC2633 LINER-LTC2633_15 Datasheet
588Kb / 24P
   Dual 12-/10-/8-Bit I2C VOUT DACs with 10ppm/C Reference
LTC2644 LINER-LTC2644 Datasheet
747Kb / 20P
   Dual 12-/10-/8-Bit PWM to VOUT DACs with 10ppm/째C Reference
LTC2645 LINER-LTC2645 Datasheet
758Kb / 20P
   Quad 12-/10-/8-Bit PWM to VOUT DACs with 10ppm/째C Reference
More results




关于 Linear Technology


Linear Technology是一家公开交易的公司,设计,制造和销售了各种模拟集成电路(ICS),用于工业,汽车,通信和计算行业的应用。
该公司成立于1981年,总部位于加利福尼亚州的米尔皮塔斯。
线性技术由Analog Devices,Inc。在2017年收购。
线性技术以其高性能类似IC而闻名,包括放大器,电压调节器,数据转换器,电源管理IC和接口产品。
该公司的产品旨在用于各种应用程序,包括汽车,工业和能源管理系统等。
侧重于创新和客户满意度,线性技术致力于为客户提供高质量,可靠的解决方案以满足他们的需求。

*此信息仅供一般参考,对于因上述信息造成的任何损失或损害,我们概不负责。




链接网址



隐私政策
ALLDATASHEETCN.COM
ALLDATASHEET是否为您带来帮助?  [ DONATE ] 

关于 Alldatasheet   |   广告服务   |   联系我们   |   隐私政策   |   链接交换   |   制造商名单
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com