数据搜索系统,热门电子元器件搜索
  Chinese  ▼
ALLDATASHEETCN.COM

X  

ZAPD-30+ 数据表 (PDF) - Mini-Circuits

ZAPD-30+ Datasheet PDF - Mini-Circuits
部件名 ZAPD-30+
下载  ZAPD-30+ 下载

文件大小   139.98 Kbytes
  1 Pages
制造商  MINI [Mini-Circuits]
网页  http://www.minicircuits.com
标志 MINI - Mini-Circuits
功能描述 Power Splitter/Combiner 2 Way-0 50廓 20 to 3000 MHz

ZAPD-30+ Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 下载 数据表
ZAPD-30+ Datasheet PDF - Mini-Circuits

部件名 ZAPD-30+
下载  ZAPD-30+ Click to download

文件大小   139.98 Kbytes
  1 Pages
制造商  MINI [Mini-Circuits]
网页  http://www.minicircuits.com
标志 MINI - Mini-Circuits
功能描述 Power Splitter/Combiner 2 Way-0 50廓 20 to 3000 MHz

ZAPD-30+ 数据表 (HTML) - Mini-Circuits

ZAPD-30+ Datasheet HTML 1Page - Mini-Circuits

ZAPD-30+ 产品详情

Power Splitter/Combiner

2 Way-0°  50Ω   20 to 3000 MHz



Features

• wideband, 20 to 3000 MHz

• excellent amplitude unbalance, 0.1 dB typ.

• excellent phase unbalance, 1 deg. typ.



Applications

• UHF TV/DVT

•aircraft radio navigation

•PCS/cellular/GSM



 




类似零件编号 - ZAPD-30+

制造商部件名数据表功能描述
logo
Mini-Circuits
ZAPD-1 MINI-ZAPD-1 Datasheet
161Kb / 1P
   Power Splitter/Combiner 2 Way-0 50廓 500 to 1000 MHz
ZAPD-1++ MINI-ZAPD-1+ Datasheet
161Kb / 1P
   Power Splitter/Combiner 2 Way-0 50廓 500 to 1000 MHz
ZAPD-162-75 MINI-ZAPD-162-75 Datasheet
158Kb / 1P
   Power Splitter/Combiner 2 Way-0 75廓 600 to 1600 MHz
ZAPD-162-75++ MINI-ZAPD-162-75+ Datasheet
158Kb / 1P
   Power Splitter/Combiner 2 Way-0 75廓 600 to 1600 MHz
ZAPD-1750 MINI-ZAPD-1750 Datasheet
162Kb / 1P
   Power Splitter/Combiner 2 Way-0 50廓 950 to 1750 MHz
More results


类似说明 - ZAPD-30+

制造商部件名数据表功能描述
logo
Mini-Circuits
ZAPD-50 MINI-ZAPD-50 Datasheet
155Kb / 1P
   Power Splitter/Combiner 2 Way-0 50廓 4400 to 5000 MHz
ZAPD-1750 MINI-ZAPD-1750 Datasheet
162Kb / 1P
   Power Splitter/Combiner 2 Way-0 50廓 950 to 1750 MHz
ZC2PD-900 MINI-ZC2PD-900 Datasheet
203Kb / 1P
   Power Splitter/Combiner 2 Way-0 50廓 800 to 900 MHz
ZFSC-2-1W MINI-ZFSC-2-1W Datasheet
101Kb / 1P
   Power Splitter/Combiner 2 Way-0 50廓 1 to 750 MHz
ZAPD-20 MINI-ZAPD-20 Datasheet
165Kb / 1P
   Power Splitter/Combiner 2 Way-0 50廓 700 to 2000 MHz
ZFSC-2-2 MINI-ZFSC-2-2 Datasheet
102Kb / 1P
   Power Splitter/Combiner 2 Way-0 50廓 10 to 1000 MHz
ZMSC-2-1 MINI-ZMSC-2-1 Datasheet
155Kb / 1P
   Power Splitter/Combiner 2 Way-0 50廓 0.1 to 400 MHz
ZSC-2-2 MINI-ZSC-2-2 Datasheet
222Kb / 1P
   Power Splitter/Combiner 2 Way-0 50廓 0.002 to 60 MHz
ZAPD-23 MINI-ZAPD-23 Datasheet
161Kb / 1P
   Power Splitter/Combiner 2 Way-0 50廓 700 to 2000 MHz
ZFSC-2-4 MINI-ZFSC-2-4 Datasheet
127Kb / 1P
   Power Splitter/Combiner 2 Way-0 50廓 0.2 to 1000 MHz
More results



链接网址



隐私政策
ALLDATASHEETCN.COM
ALLDATASHEET是否为您带来帮助?  [ DONATE ] 

关于 Alldatasheet   |   广告服务   |   联系我们   |   隐私政策   |   链接交换   |   制造商名单
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com