数据搜索系统,热门电子元器件搜索
  Chinese  ▼
ALLDATASHEETCN.COM

X  

IPG20N06S2L-50 数据表 (PDF) - Infineon Technologies AG

IPG20N06S2L-50 Datasheet PDF - Infineon Technologies AG
部件名 IPG20N06S2L-50
下载  IPG20N06S2L-50 下载

文件大小   167.97 Kbytes
  9 Pages
制造商  INFINEON [Infineon Technologies AG]
网页  http://www.infineon.com
标志 INFINEON - Infineon Technologies AG
功能描述 OptiMOS Power-Transistor

IPG20N06S2L-50 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 下载 数据表
IPG20N06S2L-50 Datasheet PDF - Infineon Technologies AG

部件名 IPG20N06S2L-50
下载  IPG20N06S2L-50 Click to download

文件大小   167.97 Kbytes
  9 Pages
制造商  INFINEON [Infineon Technologies AG]
网页  http://www.infineon.com
标志 INFINEON - Infineon Technologies AG
功能描述 OptiMOS Power-Transistor

IPG20N06S2L-50 数据表 (HTML) - Infineon Technologies AG

IPG20N06S2L-50 Datasheet HTML 1Page - Infineon Technologies AG IPG20N06S2L-50 Datasheet HTML 2Page - Infineon Technologies AG IPG20N06S2L-50 Datasheet HTML 3Page - Infineon Technologies AG IPG20N06S2L-50 Datasheet HTML 4Page - Infineon Technologies AG IPG20N06S2L-50 Datasheet HTML 5Page - Infineon Technologies AG IPG20N06S2L-50 Datasheet HTML 6Page - Infineon Technologies AG IPG20N06S2L-50 Datasheet HTML 7Page - Infineon Technologies AG IPG20N06S2L-50 Datasheet HTML 8Page - Infineon Technologies AG IPG20N06S2L-50 Datasheet HTML 9Page - Infineon Technologies AG

IPG20N06S2L-50 产品详情

Features
• Dual N-channel Logic Level - Enhancement mode
• AEC Q101 qualified
• MSL1 up to 260°C peak reflow
• 175°C operating temperature
• Green Product (RoHS compliant)
• 100% Avalanche tested




类似零件编号 - IPG20N06S2L-50

制造商部件名数据表功能描述
logo
Infineon Technologies A...
IPG20N06S2L-50A INFINEON-IPG20N06S2L-50A Datasheet
202Kb / 9P
   OptiMOS짰 Power-Transistor
Rev. 1.0 2013-02-28
More results


类似说明 - IPG20N06S2L-50

制造商部件名数据表功能描述
logo
Infineon Technologies A...
SPD30N06S2L-23 INFINEON-SPD30N06S2L-23 Datasheet
263Kb / 8P
   OptiMOS Power-Transistor
2003-05-09
SPI80N03S2-03 INFINEON-SPI80N03S2-03 Datasheet
418Kb / 8P
   OptiMOS Power-Transistor
2003-05-09
SPI80N03S2L-04 INFINEON-SPI80N03S2L-04 Datasheet
417Kb / 8P
   OptiMOS Power-Transistor
2003-05-09
BSC119N03SG INFINEON-BSC119N03SG_09 Datasheet
384Kb / 10P
   OptiMOS?? Power-Transistor
Rev. 1.91 2009-11-04
BSC123N10LSG INFINEON-BSC123N10LSG Datasheet
447Kb / 10P
   OptiMOS?? Power-Transistor
Rev. 2.08 2009-11-04
BSC152N10NSFG INFINEON-BSC152N10NSFG Datasheet
423Kb / 10P
   OptiMOS?? Power-Transistor
Rev. 2.08 2009-11-04
BSC252N10NSFG INFINEON-BSC252N10NSFG Datasheet
419Kb / 10P
   OptiMOS?? Power-Transistor
Rev. 2.08 2009-11-04
BSC265N10LSFG INFINEON-BSC265N10LSFG Datasheet
433Kb / 10P
   OptiMOS?? Power-Transistor
Rev. 2.08 2009-11-04
IPB260N06N3G INFINEON-IPB260N06N3G Datasheet
297Kb / 10P
   OptiMOS?? Power-Transistor
Rev. 2.2 2010-01-22
IPD090N03LGE8177 INFINEON-IPD090N03LGE8177 Datasheet
315Kb / 9P
   OptiMOS?? Power-Transistor
Rev. 2.0 2010-02-23
BSZ040N04LSG INFINEON-BSZ040N04LSG Datasheet
336Kb / 9P
   OptiMOS?? Power-Transistor
Rev. 1.3 2009-11-05
More results




关于 Infineon Technologies AG


Infineon Technologies是一家领先的全球半导体制造商,专门为汽车,工业和通信系统等各种行业提供电力管理,安全和控制解决方案。
该公司成立于1999年,总部位于德国Neubiberg。
Infineon提供各种产品,包括微控制器,功率半导体,传感器和其他集成电路。
该公司在全球市场拥有强大的业务,在世界各地拥有运营和设施。

*此信息仅供一般参考,对于因上述信息造成的任何损失或损害,我们概不负责。




链接网址



隐私政策
ALLDATASHEETCN.COM
ALLDATASHEET是否为您带来帮助?  [ DONATE ] 

关于 Alldatasheet   |   广告服务   |   联系我们   |   隐私政策   |   链接交换   |   制造商名单
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com