数据搜索系统,热门电子元器件搜索 |
|
0532530280 数据表 (PDF) - Molex Electronics Ltd. |
0532530280 Datasheet (PDF) |
下载 数据表 |
部件名 | 0532530280 |
下载 | 0532530280 Click to download |
文件大小 | 163.04 Kbytes |
页 | 4 Pages |
制造商 | MOLEX7 [Molex Electronics Ltd.] |
网页 | http://www.molex.com |
标志 | |
功能描述 | 2.00mm (.079") Pitch Micro-Latch??Wire-to-Board Header, Vertical, Square PinThree-sided Shroud, Lead-free, 2 Circuits, PC Tail Length 2.30mm (.091") |
0532530280 数据表 (HTML) - Molex Electronics Ltd. |
类似零件编号 - 0532530280 |
|
关于 Molex Electronics Ltd. |
|
链接网址 |
隐私政策 |
ALLDATASHEETCN.COM |
ALLDATASHEET是否为您带来帮助? [ DONATE ] |
关于 Alldatasheet | 广告服务 | 联系我们 | 隐私政策 | 链接交换 | 制造商名单 All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |