数据搜索系统,热门电子元器件搜索
  Chinese  ▼
ALLDATASHEETCN.COM

X  

FDMC7660 数据表 (PDF) - Fairchild Semiconductor

FDMC7660 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
部件名 FDMC7660_12
下载  FDMC7660 下载

文件大小   288.51 Kbytes
  7 Pages
制造商  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
网页  http://www.fairchildsemi.com
标志 FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
功能描述 N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 30 V, 20 A, 2.2 m廓

FDMC7660 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 下载 数据表
FDMC7660 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

部件名 FDMC7660_12
下载  FDMC7660 Click to download

文件大小   288.51 Kbytes
  7 Pages
制造商  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
网页  http://www.fairchildsemi.com
标志 FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
功能描述 N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 30 V, 20 A, 2.2 m廓

FDMC7660 数据表 (HTML) - Fairchild Semiconductor

FDMC7660_12 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FDMC7660_12 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FDMC7660_12 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FDMC7660_12 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FDMC7660_12 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FDMC7660_12 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FDMC7660_12 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor



类似零件编号 - FDMC7660_12

制造商部件名数据表功能描述
logo
Fairchild Semiconductor
FDMC7660DC FAIRCHILD-FDMC7660DC Datasheet
1Mb / 2P
   DUAL COOL??PACKAGE POWERTRENCH짰 MOSFETs
FDMC7660S FAIRCHILD-FDMC7660S Datasheet
377Kb / 8P
   N-Channel Power Trench짰 SyncFET 30 V, 20 A, 2.2 m廓
More results


类似说明 - FDMC7660_12

制造商部件名数据表功能描述
logo
Fairchild Semiconductor
FDMC7660 FAIRCHILD-FDMC7660 Datasheet
255Kb / 7P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 30 V, 20 A, 2.2 m廓
FDG410NZ FAIRCHILD-FDG410NZ Datasheet
289Kb / 7P
   Single N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 20 V, 2.2 A, 70 m廓
FDMC8200S FAIRCHILD-FDMC8200S Datasheet
467Kb / 12P
   Dual N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 30 V, 10 m廓, 20 m廓
FDMC6679AZ FAIRCHILD-FDMC6679AZ Datasheet
305Kb / 7P
   P-Channel PowerTrench짰 MOSFET -30 V, -20 A, 10 m廓
FDMS4435BZ FAIRCHILD-FDMS4435BZ Datasheet
266Kb / 7P
   P-Channel PowerTrench짰 MOSFET -30 V, -18 A, 20 m廓
FDMC8200 FAIRCHILD-FDMC8200 Datasheet
483Kb / 11P
   Dual N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 30 V, 9.5 m廓 and 20 m廓
FDML7610S FAIRCHILD-FDML7610S Datasheet
476Kb / 12P
   Dual N-Channel PowerTrench짰 MOSFET N-Channel: 30 V, 30 A, 7.5 m廓 N-Channel: 30 V, 28 A, 4.2 m廓
FDMS8018 FAIRCHILD-FDMS8018 Datasheet
318Kb / 7P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 30 V, 120 A, 1.8 m廓
FDMS8020 FAIRCHILD-FDMS8020 Datasheet
263Kb / 7P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 30 V, 42 A, 2.5 m廓
logo
ON Semiconductor
FDMS86381-F085 ONSEMI-FDMS86381-F085 Datasheet
565Kb / 7P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 80 V, 30 A, 22 m廓
August-2017, Rev. 2
More results




关于 Fairchild Semiconductor


Fairchild半导体是一家开创性的半导体公司,成立于1950年代后期。
该公司以其在第一个商业晶体管的开发方面的创新而闻名,以及对综合电路技术发展的贡献。
Fairchild成为电力半导体,模拟和混合信号综合电路以及其他半导体产品的领先供应商。
该公司是在2016年被ON半导体收购的,其产品和技术继续在ON半导体品牌下开发和出售。

*此信息仅供一般参考,对于因上述信息造成的任何损失或损害,我们概不负责。




链接网址



隐私政策
ALLDATASHEETCN.COM
ALLDATASHEET是否为您带来帮助?  [ DONATE ] 

关于 Alldatasheet   |   广告服务   |   联系我们   |   隐私政策   |   链接交换   |   制造商名单
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com