数据搜索系统,热门电子元器件搜索
  Chinese  ▼
ALLDATASHEETCN.COM

X  

AON7407 数据表 (PDF) - Alpha & Omega Semiconductors

AON7407 Datasheet PDF - Alpha & Omega Semiconductors
部件名 AON7407
下载  AON7407 下载

文件大小   248.45 Kbytes
  6 Pages
制造商  AOSMD [Alpha & Omega Semiconductors]
网页  http://www.aosmd.com
标志 AOSMD - Alpha & Omega Semiconductors
功能描述 20V P-Channel MOSFET

AON7407 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 下载 数据表
AON7407 Datasheet PDF - Alpha & Omega Semiconductors

部件名 AON7407
下载  AON7407 Click to download

文件大小   248.45 Kbytes
  6 Pages
制造商  AOSMD [Alpha & Omega Semiconductors]
网页  http://www.aosmd.com
标志 AOSMD - Alpha & Omega Semiconductors
功能描述 20V P-Channel MOSFET

AON7407 数据表 (HTML) - Alpha & Omega Semiconductors

AON7407 Datasheet HTML 1Page - Alpha & Omega Semiconductors AON7407 Datasheet HTML 2Page - Alpha & Omega Semiconductors AON7407 Datasheet HTML 3Page - Alpha & Omega Semiconductors AON7407 Datasheet HTML 4Page - Alpha & Omega Semiconductors AON7407 Datasheet HTML 5Page - Alpha & Omega Semiconductors AON7407 Datasheet HTML 6Page - Alpha & Omega Semiconductors

AON7407 产品详情

General Description
The AON7407 combines advanced trench MOSFET technology with a low resistance package to provide extremely low RDS(ON). This device is ideal for load switch and battery protection applications.

Product Summary
   VDS                                         -20V
   ID (at VGS=-4.5V)                   -40A
   RDS(ON) (at VGS =-4.5V)      < 9.5mΩ
   RDS(ON) (at VGS =-2.5V)      < 12.5mΩ
   RDS(ON) (at VGS =-1.8V)      < 18mΩ

   100% UIS Tested
   100% Rg Tested




类似零件编号 - AON7407

制造商部件名数据表功能描述
logo
Alpha & Omega Semicondu...
AON7400 AOSMD-AON7400 Datasheet
160Kb / 4P
   N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor
AON7400 AOSMD-AON7400 Datasheet
205Kb / 5P
   30V N-Channel MOSFET
AON7400A AOSMD-AON7400A Datasheet
177Kb / 6P
   30V N-Channel MOSFET
AON7400B AOSMD-AON7400B Datasheet
77Kb / 1P
   DFN3X3 PACKAGE MARKING DESCRIPTION
AON7400 AOSMD-AON7400_11 Datasheet
205Kb / 5P
   30V N-Channel MOSFET
More results


类似说明 - AON7407

制造商部件名数据表功能描述
logo
Alpha & Omega Semicondu...
AON1611 AOSMD-AON1611 Datasheet
226Kb / 5P
   20V P-Channel MOSFET
AOC2415 AOSMD-AOC2415 Datasheet
248Kb / 5P
   20V P-Channel MOSFET
AO7417 AOSMD-AO7417_13 Datasheet
1Mb / 4P
   20V P-Channel MOSFET
logo
GOOD-ARK Electronics
SSF2301A GOOD-ARK-SSF2301A Datasheet
333Kb / 4P
   20V P-Channel MOSFET
logo
Alpha & Omega Semicondu...
AO3413 AOSMD-AO3413_10 Datasheet
462Kb / 5P
   20V P-Channel MOSFET
AO7413 AOSMD-AO7413_11 Datasheet
219Kb / 5P
   20V P-Channel MOSFET
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TSM2305 TSC-TSM2305 Datasheet
384Kb / 6P
   20V P-Channel MOSFET
TSM3441 TSC-TSM3441_08 Datasheet
125Kb / 6P
   20V P-Channel MOSFET
TSM9434 TSC-TSM9434 Datasheet
359Kb / 6P
   20V P-Channel MOSFET
TSM2313 TSC-TSM2313 Datasheet
360Kb / 6P
   20V P-Channel MOSFET
More results




关于 Alpha & Omega Semiconductors


Alpha&Omega半导体(AOS)是一家全球半导体公司,专门从事电力管理集成电路(ICS)的设计和制造。
该公司成立于1995年,其总部位于加利福尼亚州圣何塞。
AO为消费电子,计算,电信和工业系统等方面的应用提供了广泛的电力管理解决方案。
该公司以其尖端的技术和创新产品而闻名,并且在半导体行业享有很高的声誉。

*此信息仅供一般参考,对于因上述信息造成的任何损失或损害,我们概不负责。




链接网址



隐私政策
ALLDATASHEETCN.COM
ALLDATASHEET是否为您带来帮助?  [ DONATE ] 

关于 Alldatasheet   |   广告服务   |   联系我们   |   隐私政策   |   链接交换   |   制造商名单
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com