数据搜索系统,热门电子元器件搜索
  Chinese  ▼
ALLDATASHEETCN.COM

X  

DG2018DN-T1-E4 数据表 (PDF) - Vishay Siliconix

DG2018DN-T1-E4 Datasheet PDF - Vishay Siliconix
部件名 DG2018DN-T1-E4
下载  DG2018DN-T1-E4 下载

文件大小   141.81 Kbytes
  10 Pages
制造商  VISHAY [Vishay Siliconix]
网页  http://www.vishay.com
标志 VISHAY - Vishay Siliconix
功能描述 Low Voltage, Dual DPDT and Quad SPDT Analog Switches

DG2018DN-T1-E4 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 下载 数据表
DG2018DN-T1-E4 Datasheet PDF - Vishay Siliconix

部件名 DG2018DN-T1-E4
下载  DG2018DN-T1-E4 Click to download

文件大小   141.81 Kbytes
  10 Pages
制造商  VISHAY [Vishay Siliconix]
网页  http://www.vishay.com
标志 VISHAY - Vishay Siliconix
功能描述 Low Voltage, Dual DPDT and Quad SPDT Analog Switches

DG2018DN-T1-E4 数据表 (HTML) - Vishay Siliconix

DG2018DN-T1-E4 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix DG2018DN-T1-E4 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix DG2018DN-T1-E4 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix DG2018DN-T1-E4 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix DG2018DN-T1-E4 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix DG2018DN-T1-E4 Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix DG2018DN-T1-E4 Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix DG2018DN-T1-E4 Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix DG2018DN-T1-E4 Datasheet HTML 9Page - Vishay Siliconix DG2018DN-T1-E4 Datasheet HTML 10Page - Vishay Siliconix

DG2018DN-T1-E4 产品详情

DESCRIPTION
The DG2018 and DG2019 are low voltage, single supply analog switches. The DG2018 is a dual double-pole/double throw (DPDT) with two control inputs that each controls a pair of single-pole/double-throw (SPDT). The DG2019 uses one control pin to operate four independent SPDT switches.
   
FEATURES
• Low voltage operation (1.8 V to 5.5 V)
• Low on resistance
    - RDS(on): 6 Ω at 2.7 V
• Low voltage logic compatible
    - DG2019: VINH = 1 V
• High bandwidth: 180 MHz
• QFN-16 package
   
BENEFITS
• Ideal for both analog and digital signal switching
• Reduced power consumption
• High accuracy
• Reduced PCB space
• Fast switching
• Low leakage
   
APPLICATIONS
• Cellular phones
• Audio and video signal routing
• PCMCIA cards
• Battery operated systems
• Portable instrumentation
   




类似零件编号 - DG2018DN-T1-E4

制造商部件名数据表功能描述
logo
Vishay Siliconix
DG2018DN VISHAY-DG2018DN Datasheet
138Kb / 9P
   Low Voltage, Dual DPDT and Quad SPDT Analog Switches
Rev. C, 03-Nov-08
DG2018DN VISHAY-DG2018DN Datasheet
154Kb / 10P
   Low Voltage, Dual DPDT and Quad SPDT Analog Switches
01-Jan-2022
More results


类似说明 - DG2018DN-T1-E4

制造商部件名数据表功能描述
logo
Vishay Siliconix
DG2018 VISHAY-DG2018_08 Datasheet
138Kb / 9P
   Low Voltage, Dual DPDT and Quad SPDT Analog Switches
Rev. C, 03-Nov-08
DG2018 VISHAY-DG2018_V01 Datasheet
154Kb / 10P
   Low Voltage, Dual DPDT and Quad SPDT Analog Switches
01-Jan-2022
DG2018 VISHAY-DG2018 Datasheet
81Kb / 8P
   Low Voltage, Dual DPDT and Quad SPDT Analog Switches
Rev. A, 01-Aug-03
72342 VISHAY-72342 Datasheet
141Kb / 10P
   Low Voltage, Dual DPDT and Quad SPDT Analog Switches
Rev. C, 03-Nov-08
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX4699 MAXIM-MAX4699_09 Datasheet
216Kb / 11P
   Low-Voltage, Dual DPDT/Quad SPDT Analog Switches in QFN
Rev 2; 10/09
MAX4699 MAXIM-MAX4699_11 Datasheet
200Kb / 11P
   Low-Voltage, Dual DPDT/Quad SPDT Analog Switches in QFN
Rev 3; 4/11
MAX4699 MAXIM-MAX4699 Datasheet
564Kb / 13P
   Low-Voltage, Dual DPDT/Quad SPDT Analog Switches in QFN
Rev 0; 8/01
logo
Intersil Corporation
ISL8394 INTERSIL-ISL8394 Datasheet
294Kb / 11P
   Low-Voltage, Single and Dual Supply, Quad SPDT, Analog Switches
ISL8394 INTERSIL-ISL8394_06 Datasheet
383Kb / 11P
   Low-Voltage, Single and Dual Supply, Quad SPDT, Analog Switches
logo
Renesas Technology Corp
ISL8394 RENESAS-ISL8394 Datasheet
607Kb / 11P
   Low-Voltage, Single and Dual Supply, Quad SPDT, Analog Switches
More results




关于 Vishay Siliconix


Vishay Siliconix是Vishay Intertechnology的子公司,Vishay Intertechnology是被动电子组件的全球制造商。
Vishay Siliconix专门研究Power MOSFET,IGBT和其他功率半导体的设计,制造和营销。
该公司成立于1962年,总部位于加利福尼亚州圣克拉拉。
Vishay Siliconix为各种应用提供了电力解决方案,包括可再生能源系统,工业设备,计算和电信以及汽车电子产品。
该公司的产品专为高效,低功耗和高可靠性而设计,并使用先进的制造工艺在最先进的设施中生产。
侧重于创新和客户满意度,Vishay Siliconix致力于为客户提供满足其需求的最佳电力管理解决方案。

*此信息仅供一般参考,对于因上述信息造成的任何损失或损害,我们概不负责。




链接网址



隐私政策
ALLDATASHEETCN.COM
ALLDATASHEET是否为您带来帮助?  [ DONATE ] 

关于 Alldatasheet   |   广告服务   |   联系我们   |   隐私政策   |   链接交换   |   制造商名单
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com