数据搜索系统,热门电子元器件搜索
  Chinese  ▼
ALLDATASHEETCN.COM

X  

RHRP8120 数据表 (PDF) - Fairchild Semiconductor

RHRP8120 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
部件名 RHRP8120
下载  RHRP8120 下载

文件大小   2243.11 Kbytes
  5 Pages
制造商  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
网页  http://www.fairchildsemi.com
标志 FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
功能描述 Hyperfast Recovery trr = 70 ns (@ IF= 8 A)

RHRP8120 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 下载 数据表
RHRP8120 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

部件名 RHRP8120
下载  RHRP8120 Click to download

文件大小   2243.11 Kbytes
  5 Pages
制造商  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
网页  http://www.fairchildsemi.com
标志 FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
功能描述 Hyperfast Recovery trr = 70 ns (@ IF= 8 A)

RHRP8120 数据表 (HTML) - Fairchild Semiconductor

RHRP8120 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor RHRP8120 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor RHRP8120 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor RHRP8120 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor RHRP8120 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor



类似零件编号 - RHRP8120

制造商部件名数据表功能描述
logo
Fairchild Semiconductor
RHRP8120 FAIRCHILD-RHRP8120 Datasheet
351Kb / 5P
   8A, 1200V Hyperfast Diode
logo
Intersil Corporation
RHRP8120 INTERSIL-RHRP8120 Datasheet
50Kb / 4P
   8A, 1200V Hyperfast Diode
logo
Thinki Semiconductor Co...
RHRP8120 THINKISEMI-RHRP8120 Datasheet
636Kb / 3P
   10 Ampere,1200 Volt SwitchMode Single Fast Recovery Epitaxial Diodes
logo
Inchange Semiconductor ...
RHRP8120 ISC-RHRP8120 Datasheet
276Kb / 2P
   Ultra-fast Rectifier
logo
Intersil Corporation
RHRP8120CC INTERSIL-RHRP8120CC Datasheet
49Kb / 4P
   8A, 1200V Hyperfast Dual Diode
More results


类似说明 - RHRP8120

制造商部件名数据表功能描述
logo
Fairchild Semiconductor
FFPF10UP60STU FAIRCHILD-FFPF10UP60STU Datasheet
2Mb / 4P
   Ultrafast Recovery trr = 40 ns (@ IF = 1 A)
logo
Sanken electric
FMNS-4606S SANKEN-FMNS-4606S Datasheet
251Kb / 6P
   VRM = 600 V, IF(AV) = 60 A, trr = 100 ns Fast Recovery Diode
CTXS-5306S SANKEN-CTXS-5306S Datasheet
269Kb / 6P
   VRM = 600 V, IF(AV) = 30 A, trr = 35 ns Fast Recovery Diode
FML-4202S SANKEN-FML-4202S Datasheet
243Kb / 6P
   VRM = 200 V, IF(AV) = 20 A, trr = 40 ns Fast Recovery Diode
FMLB-4204S SANKEN-FMLB-4204S Datasheet
240Kb / 6P
   VRM = 400 V, IF(AV) = 20 A, trr = 50 ns Fast Recovery Diode
CTXS-5606S SANKEN-CTXS-5606S Datasheet
276Kb / 6P
   VRM = 600 V, IF(AV) = 60 A, trr = 50 ns Fast Recovery Diode
logo
Solid States Devices, I...
SPD205 SSDI-SPD205_1 Datasheet
227Kb / 2P
   25 ns HYPERFAST RECOVERY RECTIFIER
logo
List of Unclassifed Man...
1N6616 ETC-1N6616 Datasheet
100Kb / 2P
   3.0 A Forward Current 70 ns Recovery Time
logo
Nexperia B.V. All right...
PNE20080EPE-Q NEXPERIA-PNE20080EPE-Q Datasheet
264Kb / 12P
   200 V, 8 A hyperfast recovery rectifier
16 June 2022
PNE20080EPE NEXPERIA-PNE20080EPE Datasheet
263Kb / 12P
   200 V, 8 A hyperfast recovery rectifier
16 June 2022
More results




关于 Fairchild Semiconductor


Fairchild半导体是一家开创性的半导体公司,成立于1950年代后期。
该公司以其在第一个商业晶体管的开发方面的创新而闻名,以及对综合电路技术发展的贡献。
Fairchild成为电力半导体,模拟和混合信号综合电路以及其他半导体产品的领先供应商。
该公司是在2016年被ON半导体收购的,其产品和技术继续在ON半导体品牌下开发和出售。

*此信息仅供一般参考,对于因上述信息造成的任何损失或损害,我们概不负责。




链接网址



隐私政策
ALLDATASHEETCN.COM
ALLDATASHEET是否为您带来帮助?  [ DONATE ] 

关于 Alldatasheet   |   广告服务   |   联系我们   |   隐私政策   |   链接交换   |   制造商名单
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com