数据搜索系统,热门电子元器件搜索
  Chinese  ▼
ALLDATASHEETCN.COM

X  

HEF4049BP 数据表 (PDF) - NXP Semiconductors

HEF4049BP Datasheet PDF - NXP Semiconductors
部件名 HEF4049BP
下载  HEF4049BP 下载

文件大小   141.64 Kbytes
  12 Pages
制造商  NXP [NXP Semiconductors]
网页  http://www.nxp.com
标志 NXP - NXP Semiconductors
功能描述 Accepts input voltages in excess of the supply voltage

HEF4049BP Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 下载 数据表
HEF4049BP Datasheet PDF - NXP Semiconductors

部件名 HEF4049BP
下载  HEF4049BP Click to download

文件大小   141.64 Kbytes
  12 Pages
制造商  NXP [NXP Semiconductors]
网页  http://www.nxp.com
标志 NXP - NXP Semiconductors
功能描述 Accepts input voltages in excess of the supply voltage

HEF4049BP 数据表 (HTML) - NXP Semiconductors

Back Button HEF4049BP Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors HEF4049BP Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors HEF4049BP Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors HEF4049BP Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors HEF4049BP Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors HEF4049BP Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors HEF4049BP Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors HEF4049BP Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors HEF4049BP Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors HEF4049BP Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors Next Button 



类似零件编号 - HEF4049BP

制造商部件名数据表功能描述
logo
NXP Semiconductors
HEF4049BP NXP-HEF4049BP Datasheet
73Kb / 11P
   Hex inverting buffers
Rev. 05-11 November 2008
HEF4049BP NXP-HEF4049BP Datasheet
141Kb / 12P
   Hex inverting buffers
Rev. 9-18 November 2011
HEF4049BP.652 NXP-HEF4049BP.652 Datasheet
141Kb / 12P
   Hex inverting buffers
Rev. 9-18 November 2011
More results


类似说明 - HEF4049BP

制造商部件名数据表功能描述
logo
List of Unclassifed Man...
KA7915TU ETC2-KA7915TU Datasheet
163Kb / 16P
   Output Current in Excess of 1A
logo
KIA Semiconductor Techn...
7805 KIA-7805 Datasheet
16Kb / 2P
   Output current in excess of 1A
logo
Estek Electronics Co. L...
LM324 ESTEK-LM324 Datasheet
169Kb / 4P
   Wide range of supply voltages
REV No:01-060817
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX30034EVKIT MAXIM-MAX30034EVKIT Datasheet
908Kb / 9P
   High Peak Current in Excess of 4A
Rev 0; 8/16
logo
Advanced Monolithic Sys...
AMS324 AMS-AMS324 Datasheet
300Kb / 4P
   Wide range of supply voltages
logo
Integrated Device Techn...
86004I IDT-86004I Datasheet
231Kb / 13P
   CLK accepts the following input levels
logo
IK Semicon Co., Ltd
IL317L IKSEMICON-IL317L_16 Datasheet
1Mb / 17P
   Output Current in Excess of 100mA
IL317 IKSEMICON-IL317_16 Datasheet
303Kb / 6P
   Output Current in Excess of 1.5 Ampere
logo
Texas Instruments
LM2940T-12.0 TI-LM2940T-12.0 Datasheet
2Mb / 35P
[Old version datasheet]   Dropout Voltage Typically 0.5V @IO = 1A, Output Current in Excess of 1A
logo
Hotchip Technology Co.,...
HT2535S HOTCHIP-HT2535S Datasheet
1Mb / 10P
   Total voltage input within the range of 5 % of total voltage input.
More results




关于 NXP Semiconductors


NXP半导体是一家公开交易的跨国公司,设计,开发和制造各种半导体和集成电路,用于各种应用,包括汽车,工业,通信和消费市场。

该公司成立于2006年,总部位于荷兰的埃因霍温。

NXP提供了广泛的产品组合,包括微控制器,微处理器,安全身份验证IC,电源管理ICS,RF和微波炉组件以及传感器解决方案等。

该公司的产品旨在具有节能,安全和可靠,并用于各种应用中,包括汽车系统,工业自动化和控制,智能家居和建筑物以及连接的设备。

NXP致力于创新和客户满意度,并致力于为客户提供最佳的半导体解决方案,以满足他们的需求。

*此信息仅供一般参考,对于因上述信息造成的任何损失或损害,我们概不负责。




链接网址



隐私政策
ALLDATASHEETCN.COM
ALLDATASHEET是否为您带来帮助?  [ DONATE ] 

关于 Alldatasheet   |   广告服务   |   联系我们   |   隐私政策   |   链接交换   |   制造商名单
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com