数据搜索系统,热门电子元器件搜索
  Chinese  ▼
ALLDATASHEETCN.COM

X  

NCV890100MWTXG 数据表 (PDF) - ON Semiconductor

NCV890100MWTXG Datasheet PDF - ON Semiconductor
部件名 NCV890100MWTXG
下载  NCV890100MWTXG 下载

文件大小   177.98 Kbytes
  16 Pages
制造商  ONSEMI [ON Semiconductor]
网页  http://www.onsemi.com
标志 ONSEMI - ON Semiconductor
功能描述 1.2A, 2MHz Automotive Buck Switching Regulator

NCV890100MWTXG Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 下载 数据表
NCV890100MWTXG Datasheet PDF - ON Semiconductor

部件名 NCV890100MWTXG
下载  NCV890100MWTXG Click to download

文件大小   177.98 Kbytes
  16 Pages
制造商  ONSEMI [ON Semiconductor]
网页  http://www.onsemi.com
标志 ONSEMI - ON Semiconductor
功能描述 1.2A, 2MHz Automotive Buck Switching Regulator

NCV890100MWTXG 数据表 (HTML) - ON Semiconductor

Back Button NCV890100MWTXG Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor NCV890100MWTXG Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor NCV890100MWTXG Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor NCV890100MWTXG Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor NCV890100MWTXG Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor NCV890100MWTXG Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor NCV890100MWTXG Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor NCV890100MWTXG Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor NCV890100MWTXG Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor NCV890100MWTXG Datasheet HTML 10Page - ON Semiconductor Next Button 



类似零件编号 - NCV890100MWTXG

制造商部件名数据表功能描述
logo
ON Semiconductor
NCV890100MWTXG ONSEMI-NCV890100MWTXG Datasheet
250Kb / 19P
   Switching Regulator - Automotive Buck 1.2 A, 2 MHz
November, 2021 ??Rev. 4
More results


类似说明 - NCV890100MWTXG

制造商部件名数据表功能描述
logo
ON Semiconductor
NCV890101 ONSEMI-NCV890101 Datasheet
182Kb / 15P
   1.2A, 2MHz Automotive Buck Switching Regulator
February, 2013 ??Rev. 1
NCV890100 ONSEMI-NCV890100 Datasheet
177Kb / 16P
   1.2A, 2MHz Automotive Buck Switching Regulator
February, 2013 ??Rev. 2
NCV890203 ONSEMI-NCV890203 Datasheet
162Kb / 18P
   Automotive Buck Switching Regulator
November, 2014 ??Rev. 0
NCV890103 ONSEMI-NCV890103 Datasheet
163Kb / 19P
   Automotive Buck Switching Regulator
November, 2014 ??Rev. 0
logo
Alpha & Omega Semicondu...
AOZ1282DI AOSMD-AOZ1282DI Datasheet
715Kb / 13P
   EZBuck??1.2A Simple Buck Regulator
logo
Micrel Semiconductor
MIC23201 MICREL-MIC23201 Datasheet
859Kb / 20P
   2MHz PWM 2A Buck Regulator
logo
Alpha & Omega Semicondu...
AOZ1282CI AOSMD-AOZ1282CI Datasheet
728Kb / 13P
   EZBuck??1.2A Simple Buck Regulator
logo
Semtech Corporation
SC21150 SEMTECH-SC21150 Datasheet
1Mb / 20P
   Tiny 1.2A Synchronous Buck Regulator
logo
Micrel Semiconductor
MIC2207 MICREL-MIC2207 Datasheet
780Kb / 21P
   3mmx3mm 2MHz 3A PWM Buck Regulator
MIC4723 MICREL-MIC4723_08 Datasheet
536Kb / 20P
   3A 2MHz Integrated Switch Buck Regulator
More results




关于 ON Semiconductor


“安森美半导体 家公开交易的公司,该公司设计,开发和生产各种半导体产品,用于各种应用,包括汽车,计算,消费品,工业和通信市场。
该公司成立于1999年,总部位于亚利桑那州凤凰城。
在半导体上,提供了广泛的电力管理,模拟和离散半导体的组合,包括电源MOSFET,二极管,整流器,电压调节器等。
该公司的产品旨在具有节能,可靠和成本效益,并用于多种应用,包括便携式电子产品,工业自动化系统,可再生能源系统和汽车电子产品。
在半导体上,致力于创新和客户满意度,并致力于提供最佳的半导体解决方案,以满足客户的需求。”

*此信息仅供一般参考,对于因上述信息造成的任何损失或损害,我们概不负责。




链接网址



隐私政策
ALLDATASHEETCN.COM
ALLDATASHEET是否为您带来帮助?  [ DONATE ] 

关于 Alldatasheet   |   广告服务   |   联系我们   |   隐私政策   |   链接交换   |   制造商名单
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com