数据搜索系统,热门电子元器件搜索
  Chinese  ▼
ALLDATASHEETCN.COM

X  

LTC6420-20 数据表 (PDF) - Linear Technology

LTC6420-20 Datasheet PDF - Linear Technology
部件名 LTC6420-20
下载  LTC6420-20 下载

文件大小   227.84 Kbytes
  14 Pages
制造商  LINER [Linear Technology]
网页  http://www.linear.com
标志 LINER - Linear Technology
功能描述 Dual Matched 1.8GHz Differential Amplifi ers/ADC Drivers

LTC6420-20 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 下载 数据表
LTC6420-20 Datasheet PDF - Linear Technology

部件名 LTC6420-20
下载  LTC6420-20 Click to download

文件大小   227.84 Kbytes
  14 Pages
制造商  LINER [Linear Technology]
网页  http://www.linear.com
标志 LINER - Linear Technology
功能描述 Dual Matched 1.8GHz Differential Amplifi ers/ADC Drivers

LTC6420-20 数据表 (HTML) - Linear Technology

Back Button LTC6420-20 Datasheet HTML 1Page - Linear Technology LTC6420-20 Datasheet HTML 2Page - Linear Technology LTC6420-20 Datasheet HTML 3Page - Linear Technology LTC6420-20 Datasheet HTML 4Page - Linear Technology LTC6420-20 Datasheet HTML 5Page - Linear Technology LTC6420-20 Datasheet HTML 6Page - Linear Technology LTC6420-20 Datasheet HTML 7Page - Linear Technology LTC6420-20 Datasheet HTML 8Page - Linear Technology LTC6420-20 Datasheet HTML 9Page - Linear Technology LTC6420-20 Datasheet HTML 10Page - Linear Technology Next Button 



类似零件编号 - LTC6420-20

制造商部件名数据表功能描述
logo
Linear Technology
LTC6420-20 LINER-LTC6420-20 Datasheet
213Kb / 12P
   Dual Matched 1.8GHz Differential Amplifi ers/ADC Drivers
LTC6420-20 LINER-LTC6420-20 Datasheet
1Mb / 28P
   Dual 12-Bit 310Msps ADC
LTC6420-20 LINER-LTC6420-20 Datasheet
3Mb / 28P
   16-Bit, 65Msps/40Msps/25Msps Low Power Dual ADCs
LTC6420-20 LINER-LTC6420-20 Datasheet
455Kb / 36P
   14-Bit, 125Msps/105Msps/ 80Msps Low Power Octal ADCs
LTC6420-20 LINER-LTC6420-20 Datasheet
644Kb / 34P
   Dual 14-Bit 250Msps
More results


类似说明 - LTC6420-20

制造商部件名数据表功能描述
logo
Linear Technology
LTC6420-20 LINER-LTC6420-20 Datasheet
213Kb / 12P
   Dual Matched 1.8GHz Differential Amplifi ers/ADC Drivers
LTC6421-20 LINER-LTC6421-20_15 Datasheet
251Kb / 16P
   Dual Matched 1.3GHz Differential Amplifi ers/ADC Drivers
logo
Linear Integrated Syste...
LTC6421CUDC-20 LINEAR-LTC6421CUDC-20 Datasheet
229Kb / 16P
   Dual Matched 1.3GHz Differential Amplifi ers/ADC Drivers
logo
Linear Technology
LTC6421-20 LINER-LTC6421-20 Datasheet
264Kb / 16P
   Dual Matched 1.3GHz Differential Amplifi ers/ADC Drivers
logo
MRV Communications, Inc...
EM316EDFA-BR MRV-EM316EDFA-BR Datasheet
618Kb / 3P
   Optical Amplifi ers
logo
Linear Technology
LT6411 LINER-LT6411 Datasheet
361Kb / 16P
   650MHz Differential ADC Driver/Dual Selectable Gain Amplifi er
LT6411 LINER-LT6411_15 Datasheet
367Kb / 16P
   650MHz Differential ADC Driver/Dual Selectable Gain Amplifi er
LTC2054 LINER-LTC2054_15 Datasheet
213Kb / 16P
   Single/Dual Micropower Zero-Drift Operational Amplifi ers
LTC2055 LINER-LTC2055_15 Datasheet
213Kb / 16P
   Single/Dual Micropower Zero-Drift Operational Amplifi ers
logo
DATEL, Inc.
AM-500 DATEL-AM-500 Datasheet
129Kb / 4P
   Ultra-Fast Operational Amplifi ers
More results




关于 Linear Technology


Linear Technology是一家公开交易的公司,设计,制造和销售了各种模拟集成电路(ICS),用于工业,汽车,通信和计算行业的应用。
该公司成立于1981年,总部位于加利福尼亚州的米尔皮塔斯。
线性技术由Analog Devices,Inc。在2017年收购。
线性技术以其高性能类似IC而闻名,包括放大器,电压调节器,数据转换器,电源管理IC和接口产品。
该公司的产品旨在用于各种应用程序,包括汽车,工业和能源管理系统等。
侧重于创新和客户满意度,线性技术致力于为客户提供高质量,可靠的解决方案以满足他们的需求。

*此信息仅供一般参考,对于因上述信息造成的任何损失或损害,我们概不负责。




链接网址



隐私政策
ALLDATASHEETCN.COM
ALLDATASHEET是否为您带来帮助?  [ DONATE ] 

关于 Alldatasheet   |   广告服务   |   联系我们   |   隐私政策   |   链接交换   |   制造商名单
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com