数据搜索系统,热门电子元器件搜索
  Chinese  ▼
ALLDATASHEETCN.COM

X  

TZM5247 数据表 (PDF) - Vishay Siliconix

TZM5247 Datasheet PDF - Vishay Siliconix
部件名 TZM5247
下载  TZM5247 下载

文件大小   80.98 Kbytes
  4 Pages
制造商  VISHAY [Vishay Siliconix]
网页  http://www.vishay.com
标志 VISHAY - Vishay Siliconix
功能描述 Small Signal Zener Diodes

TZM5247 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 下载 数据表
TZM5247 Datasheet PDF - Vishay Siliconix

部件名 TZM5247
下载  TZM5247 Click to download

文件大小   80.98 Kbytes
  4 Pages
制造商  VISHAY [Vishay Siliconix]
网页  http://www.vishay.com
标志 VISHAY - Vishay Siliconix
功能描述 Small Signal Zener Diodes

TZM5247 数据表 (HTML) - Vishay Siliconix

TZM5247 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix TZM5247 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix TZM5247 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix TZM5247 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix

TZM5247 产品详情

• Very sharp reverse characteristic
• Very high stability
• Electrical data identical with the devices
1N5221B to 1N5267B
• Low reverse current level
• Standard Zener voltage tolerance ± 5 % with a
“B” suffix in the ordering code (e.g.: TZM5221B),
suffix “C” is ± 2 % tolerance
• AEC-Q101 qualified




类似零件编号 - TZM5247

制造商部件名数据表功能描述
logo
Vishay Siliconix
TZM5247B VISHAY-TZM5247B Datasheet
59Kb / 4P
   Silicon Z-Diodes
Rev. 2, 01-Apr-99
logo
TAITRON Components Inco...
TZM5247B TAITRON-TZM5247B Datasheet
204Kb / 5P
   500mW Surface Mount Zener Diodes
logo
Vishay Siliconix
TZM5247B VISHAY-TZM5247B Datasheet
81Kb / 5P
   Small Signal Zener Diodes
Rev. 1.5, 21-Mar-06
TZM5247B VISHAY-TZM5247B Datasheet
78Kb / 4P
   Small Signal Zener Diodes
Rev. 1.7, 29-Nov-11
TZM5247B VISHAY-TZM5247B Datasheet
76Kb / 4P
   Small Signal Zener Diodes
Rev. 1.7, 22-Nov-12
More results


类似说明 - TZM5247

制造商部件名数据表功能描述
logo
EIC discrete Semiconduc...
TZS4678 EIC-TZS4678 Datasheet
213Kb / 2P
   SMALL SIGNAL ZENER DIODES
logo
Vishay Siliconix
TZM VISHAY-TZM Datasheet
104Kb / 8P
   Small Signal Zener Diodes
Rev. 1.4, 28-Feb-06
TZQ5221B VISHAY-TZQ5221B_06 Datasheet
190Kb / 7P
   Small Signal Zener Diodes
Rev. 1.7, 23-Mar-06
TZS4678 VISHAY-TZS4678_06 Datasheet
190Kb / 7P
   Small Signal Zener Diodes
Rev. 1.5, 15-Mar-06
TZS4678 VISHAY-TZS4678_12 Datasheet
109Kb / 6P
   Small Signal Zener Diodes
Rev. 1.7, 22-Nov-11
MMSZ5237B-V-GS08 VISHAY-MMSZ5237B-V-GS08 Datasheet
80Kb / 4P
   Small Signal Zener Diodes
Rev. 1.9, 27-Feb-13
TZM5244B-GS08 VISHAY-TZM5244B-GS08 Datasheet
76Kb / 4P
   Small Signal Zener Diodes
Rev. 1.7, 22-Nov-12
MMBZ4617-V VISHAY-MMBZ4617-V_12 Datasheet
77Kb / 3P
   Small Signal Zener Diodes
Rev. 1.5, 05-Oct-11
BZX84C12-V-GS08 VISHAY-BZX84C12-V-GS08 Datasheet
144Kb / 8P
   Small Signal Zener Diodes
Rev. 1.9, 08-Dec-11
TZMC15-GS08 VISHAY-TZMC15-GS08 Datasheet
102Kb / 7P
   Small Signal Zener Diodes
Rev. 1.6, 22-Nov12
MMSZ5252B-V-GS08 VISHAY-MMSZ5252B-V-GS08 Datasheet
80Kb / 4P
   Small Signal Zener Diodes
Rev. 1.9, 27-Feb-13
More results




关于 Vishay Siliconix


Vishay Siliconix是Vishay Intertechnology的子公司,Vishay Intertechnology是被动电子组件的全球制造商。
Vishay Siliconix专门研究Power MOSFET,IGBT和其他功率半导体的设计,制造和营销。
该公司成立于1962年,总部位于加利福尼亚州圣克拉拉。
Vishay Siliconix为各种应用提供了电力解决方案,包括可再生能源系统,工业设备,计算和电信以及汽车电子产品。
该公司的产品专为高效,低功耗和高可靠性而设计,并使用先进的制造工艺在最先进的设施中生产。
侧重于创新和客户满意度,Vishay Siliconix致力于为客户提供满足其需求的最佳电力管理解决方案。

*此信息仅供一般参考,对于因上述信息造成的任何损失或损害,我们概不负责。




链接网址



隐私政策
ALLDATASHEETCN.COM
ALLDATASHEET是否为您带来帮助?  [ DONATE ] 

关于 Alldatasheet   |   广告服务   |   联系我们   |   隐私政策   |   链接交换   |   制造商名单
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com